| データシートサーチシステム |
|
CSTCR7M37G53-R0 データシート(PDF) 14 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CSTCR7M37G53-R0 データシート(HTML) 14 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
14 / 16 page ![]() Document No. JGC42-8805 株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd. P. 14/16 13-4-4 はんだ盛り量 Solder Volume はんだ盛り量は基板の高さ以下にしてください。基板を超えた場合、キャップと基板の封止部 が破損する可能性があります。 Please keep the solder volume less than the height of the substrate. When exceeding the substrate, the damage of adhesive for sealing between the metal cap and the substrate may occur. 13-5 当製品は密閉構造ではありませんので、洗浄及び樹脂コーティングすることはお避け下さい。 Conformal coating or washing to the component is not acceptable, because it is not hermetically sealed. 13-6 実装後に基板から取り外した製品は再使用しないで下さい。 Do not reuse removed component from a circuit board after soldering. はんだ盛り量 Solder volume 基板 Substrate 金属キャップ Metal Cap |