| データシートサーチシステム |
|
FT801Q-R データシート(PDF) 18 Page - Bridgetek Pte Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FT801Q-R データシート(HTML) 18 Page - Bridgetek Pte Ltd. |
|
18 / 44 page ![]() Copyright © Bridgetek Pte Ltd 18 FT801 Embedded Video Engine Datasheet Version 1.3 Document Reference No.: BRT_000001 Clearance No.: BRT#003 Font Index => 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 65 A 8 8 7 9 11 13 17 22 9 11 13 15 20 27 66 B 8 8 7 9 11 13 17 22 9 11 13 15 20 27 67 C 8 8 8 10 12 14 18 24 9 11 13 15 20 27 68 D 8 8 8 10 12 14 18 24 9 12 14 16 21 28 69 E 8 8 7 9 11 13 16 22 8 9 12 13 17 23 70 F 8 8 6 8 10 12 14 20 8 9 12 13 17 23 71 G 8 8 8 11 13 15 19 25 9 12 14 16 21 28 72 H 8 8 8 10 12 14 18 24 10 12 15 17 22 30 73 I 8 8 3 4 4 6 8 9 4 5 6 7 9 12 74 J 8 8 5 7 8 10 13 16 8 9 12 13 17 23 75 K 8 8 7 9 11 13 18 22 9 11 14 15 20 27 76 L 8 8 6 8 9 11 14 18 8 9 12 13 17 23 77 M 8 8 9 12 13 16 21 27 12 15 18 21 27 36 78 N 8 8 8 10 12 14 18 24 10 12 15 17 22 30 79 O 8 8 8 11 13 15 18 25 10 12 14 16 21 29 80 P 8 8 7 9 11 13 16 22 9 11 13 15 20 27 81 Q 8 8 8 11 13 15 18 26 10 12 15 17 22 29 82 R 8 8 7 10 12 14 17 24 9 11 13 15 20 27 83 S 8 8 7 9 11 13 16 22 9 10 13 15 19 26 84 T 8 8 5 9 10 12 16 20 9 10 13 14 19 25 85 U 8 8 8 10 12 14 18 24 9 12 14 16 21 28 86 V 8 8 7 9 11 13 17 22 12 11 14 15 20 27 87 W 8 8 9 13 15 18 22 31 9 15 18 21 27 36 88 X 8 8 7 9 11 13 17 22 9 11 13 15 20 27 89 Y 8 8 7 9 11 13 16 22 8 11 13 15 20 27 90 Z 8 8 7 9 10 12 15 20 4 10 13 14 19 25 91 [ 8 8 3 4 5 5 7 9 6 5 6 7 8 11 92 \ 8 8 3 4 5 5 7 9 4 7 9 10 13 18 93 ] 8 8 3 4 5 5 7 9 6 5 6 6 8 11 94 ^ 8 8 6 7 8 9 12 16 7 7 9 10 13 18 95 _ 8 8 6 8 9 11 14 18 4 8 10 11 15 20 96 ` 8 8 3 5 6 4 7 11 8 5 7 8 10 13 97 a 8 8 5 8 9 11 13 18 8 9 12 13 17 23 98 b 8 8 6 7 9 11 14 18 7 10 12 14 18 24 99 c 8 8 5 7 8 10 12 16 8 9 11 13 16 22 100 d 8 8 6 8 9 11 14 18 7 10 12 14 18 24 101 e 8 8 5 8 9 10 13 18 5 9 11 13 16 22 102 f 8 8 4 4 5 6 8 9 8 6 8 9 11 15 103 g 8 8 6 8 9 11 14 18 8 10 12 14 18 24 104 h 8 8 6 8 9 10 13 18 4 10 12 14 18 24 105 i 8 8 2 3 3 4 6 7 4 4 5 6 8 11 106 j 8 8 2 3 4 4 6 7 8 4 5 6 8 11 107 k 8 8 5 7 8 9 12 16 4 9 11 13 16 22 108 l 8 8 2 3 3 4 6 7 12 4 5 6 8 11 109 m 8 8 8 11 14 16 20 27 8 15 18 21 27 37 110 n 8 8 6 8 9 10 14 18 8 10 12 14 18 24 111 o 8 8 6 8 9 11 13 18 8 10 12 14 18 24 112 p 8 8 6 8 9 11 14 18 8 10 12 14 18 24 113 q 8 8 6 8 9 11 14 18 5 10 12 14 18 24 114 r 8 8 4 5 5 6 9 11 7 6 7 8 11 15 115 s 8 8 5 7 8 9 12 16 5 9 11 13 16 22 116 t 8 8 4 4 5 6 8 9 8 6 7 8 10 13 117 u 8 8 5 7 9 10 14 18 7 10 12 14 18 24 118 v 8 8 6 7 8 10 13 16 11 9 11 12 16 21 119 w 8 8 8 10 12 14 18 23 7 13 16 18 23 32 120 x 8 8 6 7 8 10 12 16 7 9 11 12 16 21 |