| データシートサーチシステム |
|
PFS7626C データシート(PDF) 28 Page - Power Integrations, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PFS7626C データシート(HTML) 28 Page - Power Integrations, Inc. |
|
28 / 38 page ![]() Rev. F 08/20 28 PFS7x23-7x29/7633-7636 www.power.com Parameter Symbol Conditions SOURCE = 0 V; V CC = 12 V, -40 °C < T J(C) < 125 °C (Note C) (Unless Otherwise Specified) Min Typ Max Units VTS MOSFET (cont.) Off-State Drain Current Leakage I DSS V DS = 90% BV DSS VCC = 12 V V FB = V V = V C = 0 PFS7x23 PFS7633 T J(M) =100 °C 80 mA PFS7x24 PFS7634 T J(M) =100 °C 100 PFS7x25 PFS7635 T J(M) =100 °C 120 PFS7x26 PFS7636 T J(M) =100 °C 150 PFS7x27 T J(M) =100 °C 170 PFS7x28 T J(M) =100 °C 200 PFS7x29 T J(M) =100 °C 235 Turn-Off Voltage Rise Time t R See Notes A, B, C 50 ns Turn-On Voltage Fall Time t F See Notes A, B, C 100 ns |