| データシートサーチシステム |
|
SS32 データシート(PDF) 2 Page - Continental Device India Limited |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS32 データシート(HTML) 2 Page - Continental Device India Limited |
|
2 / 4 page ![]() DIM Min Max DIM Min Max A 4.06 4.57 E 2.13 2.44 B 3.30 3.94 F 0.76 1.52 C 1.96 2.11 G 0.102 0.203 D 0.152 0.305 H 5.21 5.59 SS32_S300Rev290405E DO-214AA (SMB) SMD Plastic Package All Dimensions are in mm Continental Device India Limited Data Sheet Page 2 of 4 SS32 - S300 DO-214AA (SMB) Surface Mount Package |