データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

530613B00000 データシート(PDF) 1 Page - Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation

部品番号 530613B00000
部品情報  For use with TO-220 packages
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AAVID [Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation]
ホームページ  https://www.boydcorp.com/aavid.html
Logo AAVID - Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation

530613B00000 データシート(HTML) 1 Page - Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation

  530613B00000 Datasheet HTML 1Page - Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation 530613B00000 Datasheet HTML 2Page - Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
For use with TO-220 packages
530613b00000
VIS#001722
Mechanical Outline Drawing
A Dim 30.00 (1.18)
H Dim 12.70 (.50)
Thermal resistance value is based
on a 75°C rise in natural
convection
Thermal
Resistance
16.7
Page 1 of 2
Standard Products Found
2/25/2003
http://www.aavidthermalloy.com/bin/stdisp_print.pl?Pnum=530613b00000


同様の部品番号 - 530613B00000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Aavid, Thermal Division...
530613B00000G AAVID-530613B00000G Datasheet
8Mb / 116P
Channel style heat sink with folded back fins
More results

同様の説明 - 530613B00000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Aavid, Thermal Division...
504102B00100 AAVID-504102B00100 Datasheet
77Kb / 2P
For use with TO-220 packages
2/25/2003
513102B02500 AAVID-513102B02500 Datasheet
82Kb / 2P
For use with TO-220 packages
2/25/2003
529902B02500 AAVID-529902B02500 Datasheet
82Kb / 2P
For use with TO-220 packages
2/25/2003
534202B33453 AAVID-534202B33453 Datasheet
81Kb / 2P
For use with TO-220 packages
2/25/2003
563002B00000 AAVID-563002B00000 Datasheet
80Kb / 2P
For use with TO-220 packages
2/25/2003
574102B03300 AAVID-574102B03300 Datasheet
83Kb / 2P
For use with TO-220 packages
2/25/2003
574502B00000 AAVID-574502B00000 Datasheet
82Kb / 2P
For use with TO-220 packages
2/25/2003
575002B00000 AAVID-575002B00000 Datasheet
80Kb / 2P
For use with TO-220 packages
2/26/2003
576802B04100 AAVID-576802B04100 Datasheet
88Kb / 2P
For use with TO-220 packages
2/26/2003
593202B03500 AAVID-593202B03500 Datasheet
90Kb / 2P
For use with TO-220 packages
2/26/2003
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com