データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

WMA-1005A5 データシート(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 WMA-1005A5
部品情報  10-15Watts Single Output Wallmount adapter WMA series
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

WMA-1005A5 データシート(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  WMA-1005A5 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers WMA-1005A5 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers WMA-1005A5 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
10-15Watts Single Output Wallmount adapter
WMA series
Date: Sep 19,2003
66
Model Selection Table:
Model No.
Output
Voltage
Output Current
Minimum
Output Current
Maximum
Max.
Power
WMA-1201 YZ
5V
0mA
2500mA
12.5W
WMA-1005 YZ
3.3V
0mA
3000mA
10W
- Others output voltage or output cord versions are available. Please consult factory for details.
Dimensions: mm ± 1.0mm
¬
Order information: WMA-XXXXY Z
Input Connector Type.
DC output plugs type.
Model No.



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com