| データシートサーチシステム |
|
74F06 データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74F06 データシート(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors |
|
3 / 10 page ![]() Philips Semiconductors Product specification 74F06, 74F06A, 74F07, 74F07A Hex inverter/buffer drivers (open-collector) July 24, 1992 3 IEC/IEEE SYMBOLS 13 SF00020 12 11 10 9 8 5 6 3 4 1 2 74F06/74F06A 13 SF00021 12 11 10 9 8 5 6 3 4 1 2 74F07/74F07A LOGIC DIAGRAMS VCC = Pin 14 GND = Pin 7 SF00022 2 4 6 8 10 12 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 1 3 5 9 11 13 A0 A1 A2 A3 A4 A5 74F06/74F06A VCC = Pin 14 GND = Pin 7 SF00023 2 4 6 8 10 12 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 1 3 5 9 11 13 A0 A1 A2 A3 A4 A5 74F07/74F07A INPUT AND OUTPUT LOADING AND FAN OUT TABLE PINS DESCRIPTION 74F (U.L.) HIGH/LOW LOAD VALUE HIGH/LOW An Data inputs (’F06, ’F07) 1.0/1.0 20 µA/0.6mA An Data inputs (’F06A, ’F07A) 1.0/0.7 20 µA/0.4mA Yn Data outputs (’F06) OC/106.7 OC/64mA Yn Data outputs (’F06A) OC/80 OC/48mA Yn Data outputs (’F07) OC/106.7 OC/64mA Yn Data outputs (’F07A) OC/80 OC/48mA NOTES: 1. One (1.0) FAST unit load is defined as: 20 µA in the High state and 0.6mA in the Low state. 2. OC = Open Collector FUNCTION TABLE INPUTS OUTPUTS ’F06, ’F06A ’F07, ’F07A An Yn Yn L H L H L H NOTES: 1. H = High voltage level 2. L = Low voltage level |