データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAS21C データシート(PDF) 2 Page - Weitron Technology

部品番号 BAS21C
部品情報  Surface Mount Switching Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

BAS21C データシート(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  BAS21C Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology BAS21C Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Maximum Ratings (TJ=125˚C Unless otherwise noted)
Characteristic
Reverse Voltage
Forward Current
Power Dissipation
Operating Junction Temperature Range
Storage Temperature Range
Symbol
VR
IF
PD
TJ
Tstg
Value
Unit
250
200
200
-55 to +150
-55 to +150
V
mA
mW
°C
Electrical Characteristics (TJ=125˚C Unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Reverse Breakdown Voltage
IR=100µA
Forward Voltage
IF=100mA
IF=200mA
Total Capacitance
VR=0V, f=1.0MHz
Reverse Leakage
VR=200V
Reverse Recover Time
V(BR)
VF
CD
IR
Trr
Min
Max
Unit
250
-
-
-
-
-
1.0
1.25
5.0
1.0
50
V
V
pF
µA
nS
Device Marking
Item
Marking
Eqivalent Circuit diagram
1
3
1
2
3
1
2
3
BAS21
BAS21A
BAS21C
BAS21S
JS
JS2
JS3
JS4
1
2
3
http://www.weitron.com.tw
WEITRON
°C
BAS21/A/C/S
2/2
03-Apr-06



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com