データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1002298 データシート(PDF) 2 Page - AVX Corporation

部品番号 1002298
部品情報  Wi-Fi/BT Dual Band or V2X Stamped Metal Embedded Antenna
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AVX [AVX Corporation]
ホームページ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

1002298 データシート(HTML) 2 Page - AVX Corporation

  1002298 Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation 1002298 Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation 1002298 Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation 1002298 Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation 1002298 Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation 1002298 Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation 1002298 Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation 1002298 Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation 1002298 Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
2.4 GHz / 5 GHz Stamped Metal KYOCERA AVX Embedded Antenna Specifications
KYOCERA AVX produces a wide variety of standard and custom antennas to meet user needs.
Antenna Dimensions
Typical antenna dimensions (mm)
DATASHEET |
Part No. 1002298
Top View
Bottom View
Pin #1
Pin# Description
1 Feed
2 Ground
Part Number
A (mm)
B (mm)
C (mm)
1002298
16.1 ± 0.4
17.95 ± 0.3 10.55 ± 0.4
Front View/Height
Pin #2
C
B
A
© 2021 KYOCERA AVX
tel +(1) 858.550.3820
email: eth.info@KYOCERA-AVX.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com