データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MP8798AS データシート(PDF) 17 Page - Exar Corporation

部品番号 MP8798AS
部品情報  CMOS Very Low Power, 1 MSPS 10-Bit Analog-to-Digital Converter with 4-Channel Mux
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EXAR [Exar Corporation]
ホームページ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

MP8798AS データシート(HTML) 17 Page - Exar Corporation

Back Button MP8798AS Datasheet HTML 12Page - Exar Corporation MP8798AS Datasheet HTML 13Page - Exar Corporation MP8798AS Datasheet HTML 14Page - Exar Corporation MP8798AS Datasheet HTML 15Page - Exar Corporation MP8798AS Datasheet HTML 16Page - Exar Corporation MP8798AS Datasheet HTML 17Page - Exar Corporation MP8798AS Datasheet HTML 18Page - Exar Corporation MP8798AS Datasheet HTML 19Page - Exar Corporation MP8798AS Datasheet HTML 20Page - Exar Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 20 page
background image
MP8798
17
Rev. 3.00
SYMBOL
MIN
MAX
MIN
MAX
A
0.097
0.104
2.464
2.642
A1
0.0050
0.0115
0.127
0.292
B
0.014
0.019
0.356
0.483
C
0.0091
0.0125
0.231
0.318
D
0.701
0.711
17.81
18.06
E
0.292
0.299
7.42
7.59
e
0.050 BSC
1.27 BSC
H
0.400
0.410
10.16
10.41
h
0.010
0.016
0.254
0.406
L
0.016
0.035
0.406
0.889
α
0
°
8
°
0
°
8
°
INCHES
MILLIMETERS
28 LEAD SMALL OUTLINE
(300 MIL JEDEC SOIC)
S28
e
D
E
H
B
A
L
C
A1
Seating
Plane
α
h x 45
°
28
15
14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20