| データシートサーチシステム |
|
STR710FZ1H6 データシート(PDF) 71 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STR710FZ1H6 データシート(HTML) 71 Page - STMicroelectronics |
|
71 / 74 page ![]() STR71xF Order codes 71/74 5 Order codes Table 40. Order Codes Partnumber FLASH Kbytes RAM Kbyte s EMI USB CAN I/O Ports Package Temp. Range STR710FZ1T6 128+16 32 Yes Yes Yes 48 LQFP144 20 x 20 -40 to +85°C STR710FZ2T6 256+16 64 STR710RZT6 0 64 STR710FZ1H6 128+16 32 Yes Yes Yes 48 LFBGA144 10 x 10 1.7 STR710FZ2H6 256+16 64 STR710RZH6 0 64 STR711FR0H6 64+16 16 No Yes No 30 LFBGA64 8 x 8 1.7 STR711FR1H6 128+16 32 STR711FR2H6 256+16 64 STR711FR0T6 64+16 16 LQFP64 10x10 STR711FR1T6 128+16 32 STR711FR2T6 256+16 64 STR712FR0H6 64+16 16 No Yes 32 LFBGA64 8 x 8 1.7 STR712FR1H6 128+16 32 STR712FR2H6 256+16 64 STR712FR0T6 64+16 16 LQFP64 10 x10 STR712FR1T6 128+16 32 STR712FR2T6 256+16 64 STR715FR0H6 64+16 16 No LFBGA64 8 x 8 1.7 STR715FR0T6 64+16 16 LQFP64 10 x 10 |