| データシートサーチシステム |
|
STIPN1M50T-H データシート(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STIPN1M50T-H データシート(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 23 page ![]() 6.2 NDIP-26L packing information Figure 13. NDIP-26L tube (dimensions are in mm) Notes: 1- Material: extrused/transparent PVC 0.80 ±0.1 mm thickness 10E6~10E11/SQ PVC 2- General tolerance unless otherwise specified: ±0.25 mm 8313150_3 Table 16. Shipping details Parameter Value Base quantity 17 pieces Bulk quantity 476 pieces STIPN1M50T-H NDIP-26L packing information DS11494 - Rev 6 page 20/23 |