| データシートサーチシステム |
|
STE2001DIE2 データシート(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STE2001DIE2 データシート(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 36 page ![]() 33/36 STE2001 NAME PAD X ( µm) Y( µm) C124 141 4,375.44 -898.2 C125 142 4,445.44 -898.2 C126 143 4,515.44 -898.2 C127 144 4,585.44 -898.2 R47 145 4,943.84 -898.2 R46 146 5,013.84 -898.2 R45 147 5,083.84 -898.2 R44 148 5,153.84 -898.2 R43 149 5,223.84 -898.2 R42 150 5,293.84 -898.2 R41 151 5,363.84 -898.2 R40 152 5,433.84 -898.2 R39 153 5,503.84 -898.2 R38 154 5,573.84 -898.2 R37 155 5,643.84 -898.2 R36 156 5,713.84 -898.2 R35 157 5,783.84 -898.2 R34 158 5,853.84 -898.2 R33 159 5,923.84 -898.2 R32 160 5,993.84 -898.2 R48 161 6,021.92 898.2 R49 162 5,951.92 898.2 R50 163 5,881.92 898.2 R51 164 5,811.92 898.2 R52 165 5,741.92 898.2 R53 166 5,671.92 898.2 R54 167 5,601.92 898.2 R55 168 5,531.92 898.2 R56 169 5,461.92 898.2 R57 170 5,391.92 898.2 R58 171 5,321.92 898.2 R59 172 5,251.92 898.2 R60 173 5,181.92 898.2 R61 174 5,111.92 898.2 R62 175 5,041.92 898.2 R63 176 4,971.92 898.2 R64 177 4,901.92 898.2 Table 9. Pad Coordinates (continued) NAME PAD X ( µm) Y( µm) TEST_3 178 4,640.52 898.2 TEST_2 179 4,500.68 898.2 TEST_1 180 4,360.84 898.2 TEST_0 181 4,221 898.2 VSSOUT 182 4,151 898.2 SEL2 183 4,011.16 898.2 SEL1 184 3,871.32 898.2 OSC 185 3,731.48 898.2 VDD1_1 186 3,661.48 898.2 VDD1_2 187 3,591.48 898.2 VDD1_3 188 3,521.48 898.2 VDD1_4 189 3,451.48 898.2 VDD1_5 190 3,381.48 898.2 VDD1_6 191 3,311.48 898.2 VDD3_1 192 3,223.08 898.2 VDD3_2 193 3,153.08 898.2 VDD3_3 194 3,083.08 898.2 VDD2_1 195 2,994.68 898.2 VDD2_2 196 2,924.68 898.2 VDD2_3 197 2,854.68 898.2 VDD2_4 198 2,784.68 898.2 VDD2_5 199 2,714.68 898.2 VDD2_6 200 2,644.68 898.2 VDD2_7 201 2,574.68 898.2 TEST_7 202 2,033.84 898.2 TEST_6 203 1,894 898.2 TEST_5 204 1,754.16 898.2 TEST_4 205 1,614.32 898.2 BSY_FLAG 206 1,474.48 898.2 SDIN 207 1,333.2 898.2 SD/C 208 1,193.36 898.2 SCE 209 1,053.52 898.2 SCLK 210 913.68 898.2 D7 211 773.84 898.2 D6 212 634 898.2 D5 213 494.16 898.2 D4 214 354.32 898.2 Table 9. Pad Coordinates (continued) |