| データシートサーチシステム |
|
L78L08ACUTR データシート(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L78L08ACUTR データシート(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 40 page ![]() Table 28. SOT-89 carrier tape mechanical data Dim. mm Value Tolerance Ao 4.91 ± 0.10 Bo 4.52 ± 0.10 Ko 1.90 ± 0.10 F 5.50 ± 0.10 E 1.75 ± 0.10 W 12 ± 0.30 P2 2 ± 0.10 Po 4 ± 0.10 P1 8 ± 0.10 T 0.30 ± 0.10 D Ø 1.55 ± 0.05 D1 Ø 1.60 ± 0.10 L78L SOT-89 packing information DS0424 - Rev 28 page 31/40 |