| データシートサーチシステム |
|
LM2904W データシート(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2904W データシート(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 28 page ![]() 8.1 DFN8 2 x 2 package information Figure 29. DFN8 2 x 2 package outline Table 4. DFN8 2 x 2 mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.51 0.55 0.60 0.020 0.022 0.024 A1 0.05 0.002 A3 0.15 0.006 b 0.18 0.25 0.30 0.007 0.010 0.012 D 1.85 2.00 2.15 0.073 0.079 0.085 D2 1.45 1.60 1.70 0.057 0.063 0.067 E 1.85 2.00 2.15 0.073 0.079 0.085 E2 0.75 0.90 1.00 0.030 0.035 0.039 e 0.50 0.020 L 0.225 0.325 0.425 0.009 0.013 0.017 ddd 0.08 0.003 LM2904, LM2904A, LM2904W, LM2904AW DFN8 2 x 2 package information DS0508 - Rev 20 page 15/28 |