| データシートサーチシステム |
|
MPC8280CVVIX データシート(PDF) 72 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8280CVVIX データシート(HTML) 72 Page - NXP Semiconductors |
|
72 / 83 page ![]() MPC8280 PowerQUICC II Family Hardware Specifications, Rev. 2 72 Freescale Semiconductor Pinout PC5/SI2_L1ST3/FCC2_CTS FCC2_UTM_TXCLAV/ FCC2_UTS_TXCLAV AC252 PC6/FCC1_CD FCC1_UTM_RXADDR2/ FCC1_UTS_RXADDR2/ FCC1_UTM_RXCLAV1 AB252 PC7/FCC1_CTS FCC1_UTM_TXADDR2/ FCC1_UTS_TXADDR2/ FCC1_UTM_TXCLAV1 AA242 PC8/CD4/RENA4/SI2_L1ST2/CTS3/ USB_RN FCC1_UT16_TXD0 Y242 PC9/CTS4/CLSN4/SI2_L1ST1/ L1TSYNCA2/L1GNTA2/USB_RP FCC1_UT16_TXD1 U222 PC10/CD3/RENA3 FCC1_UT16_TXD2/FCC2_UT8_RXD3 V232 PC11/CTS3/CLSN3/L1TXD3A2 FCC2_UT8_RXD2 U232 PC12/CD2/RENA2 FCC1_UTM_RXADDR1/ FCC1_UTS_RXADDR1 T262 PC13/CTS2/CLSN2 FCC1_UTM_TXADDR1/ FCC1_UTS_TXADDR1 R262 PC14/CD1/RENA1 FCC1_UTM_RXADDR0/ FCC1_UTS_RXADDR0 P262 PC15/CTS1/CLSN1/SMTXD2 FCC1_UTM_TXADDR0/ FCC1_UTS_TXADDR0 P242 PC16/CLK16/TIN4 M262 PC17/CLK15/TIN3/BRGO8 L262 PC18/CLK14/TGATE2 M242 PC19/CLK13/BRGO7/SPICLK L222 PC20/CLK12/TGATE1/USB_OE K252 PC21/CLK11/BRGO6 J252 PC22/CLK10/DONE1 FCC1_UT_TXPRTY G262 PC23/CLK9/BRGO5/DACK1 F262 PC24/CLK8/TOUT4 FCC2_UT8_TXD3 G242 PC25/CLK7/BRGO4 FCC2_UT8_TXD2 E252 PC26/CLK6/TOUT3/TMCLK G232 PC27/FCC3_TXD/FCC3_MII_TXD0/ FCC3_RMII_TXD0/CLK5/BRGO3 B232 PC28/CLK4/TIN1/TOUT2/CTS2/CLSN2 FCC2_UT_RXADDR4 E222 PC29/CLK3/TIN2/BRGO2/CTS1/CLSN1 E212 PC30/CLK2/TOUT1 FCC2_UT8_TXD3 D212 Table 25. MPC8275 and MPC8270 (VR and ZQ Packages) Pinout List (continued) Pin Name Ball MPC8275/MPC8270 MPC8275 only |