| データシートサーチシステム |
|
MPC8280CVRMX データシート(PDF) 49 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8280CVRMX データシート(HTML) 49 Page - NXP Semiconductors |
|
49 / 83 page ![]() MPC8280 PowerQUICC II Family Hardware Specifications, Rev. 2 Freescale Semiconductor 49 Pinout D18 D15 D19 C13 D20 B11 D21 A8 D22 A5 D23 C5 D24 C19 D25 C17 D26 C15 D27 D13 D28 C11 D29 B8 D30 A4 D31 E6 D32 E18 D33 B17 D34 A15 D35 A12 D36 D11 D37 C8 D38 E7 D39 A3 D40 D18 D41 A17 D42 A14 D43 B12 D44 A10 D45 D8 D46 B6 D47 C4 D48 C18 D49 E16 D50 B14 Table 23. MPC8280 and MPC8270 (ZU and VV Packages) Pinout List (continued) Pin Name Ball MPC8280/MPC8270 MPC8280 only |