| データシートサーチシステム |
|
MPC8280CVRPX データシート(PDF) 48 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8280CVRPX データシート(HTML) 48 Page - NXP Semiconductors |
|
48 / 83 page ![]() MPC8280 PowerQUICC II Family Hardware Specifications, Rev. 2 48 Freescale Semiconductor Pinout A31 R4 TT0 F1 TT1 G4 TT2 G3 TT3 G2 TT4 F2 TBST D3 TSIZ0 C1 TSIZ1 E4 TSIZ2 D2 TSIZ3 F5 AACK F3 ARTRY E1 DBG V1 DBB/IRQ3 V2 D0 B20 D1 A18 D2 A16 D3 A13 D4 E12 D5 D9 D6 A6 D7 B5 D8 A20 D9 E17 D10 B15 D11 B13 D12 A11 D13 E9 D14 B7 D15 B4 D16 D19 D17 D17 Table 23. MPC8280 and MPC8270 (ZU and VV Packages) Pinout List (continued) Pin Name Ball MPC8280/MPC8270 MPC8280 only |