| データシートサーチシステム |
|
540VG2C データシート(PDF) 3 Page - HB Electronic Components |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
540VG2C データシート(HTML) 3 Page - HB Electronic Components |
|
3 / 9 page ![]() Bin Code IV(mcd) Bin Code IV(mcd) Bin Code IV(mcd) Bin Code IV(mcd) A 0-5.0 H 37.2-52.0 Q 390-550 X 4180--5860 B 5.0-7.0 J 52.0-72.8 R 550-770 Y 5860-8200 C 7.0-9.8 K 72.8-102 S 770-1100 Z1 8-10cd D 9.8-13.7 L 102-145 T 1100-1520 Z2 10-12cd E 13.7-19.0 M 145-200 U 1520-2130 Z3 12-14cd F 19.0-26.6 N 200-280 V 2130-3000 Z4 14-16cd G 26.6-37.2 P 280-390 W 3000-4180 Z5 16-18cd Ligth Col. Bin Code Wavel. (nm) Ligth Col. Bin Code Wavel. (nm) B1 450-455 YG1 555-558 B2 455-460 YG2 558-561 B3 460-465 YG3 561-564 B4 465-470 YG4 564-567 B5 470-475 YG5 567-570 B6 475-480 YG6 570-573 G1 491-494 YG7 573-576 G2 494-497 Y1 582-585 G3 497-500 Y2 585-588 G4 500-503 Y3 588-591 G5 503-506 Y4 591-594 G6 506-509 Y5 594-597 G7 509-512 YO1 597-600 G8 512-515 YO2 600-603 G9 515-518 YO3 603-606 G10 518-521 YO4 606-609 G11 521-524 O1 609-612 G12 524-527 O2 612-615 G13 527-530 O3 615-618 G14 530-533 R1 618-621 G15 533-536 R2 621-624 G16 536-539 R3 624-627 G17 539-542 R4 627-630 G18 542-545 R5 630-633 G19 545-548 R6 633-636 Bin Code VF (V) Bin Code VF (V) Bin Code VF (V) Bin Code VF (V) V1 1.6-1.8 V5 2.4-2.6 V9 3.2-3.4 V13 4.0-4.2 V2 1.8-2.0 V6 2.6-2.8 V10 3.4-3.6 V14 4.2-4.4 V3 2.0-2.2 V7 2.8-3.0 V11 3.6-3.8 V15 4.4-4.6 V4 2.2-2.4 V8 3.0-3.2 V12 3.8-4.0 V16 4.6-4.8 BRIGHTNESS BIN YELLOW YELLOW ORANGE PURE ORANGE YELLOW GREEN BLUE GREEN FORWARD VOLTAGE (VF) BIN RED BLUE WAVELENGTH BIN PURE GREEN BIN ranking for LEDs Page: 3 |