| データシートサーチシステム |
|
ER03-R5F データシート(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ER03-R5F データシート(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
6 / 8 page ![]() 製 品 名 Product name ピンコンタクト Male Φ A B C D コード導入口 (適合ケーブルサイズ) Coed Clamp Dia. 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER05-P2M 13.0 36.0 10.5 9.5 6.4 (5.7~6.2) スリーブ使用時 Sleeve I.D. 5.2 (4.2~5.0) ER05-P2F ER05-P3M ER05-P3F ER05-P5M ER05-P5F ER05-P6M 16.0 38.2 13.5 10.5 7.4 (6.5~7.2) スリーブ使用時 Sleeve I.D. 6.2 (5.0~6.0) ER05-P6F ER05-P8M ER05-P8F 製 品 名 Product name ピンコンタクト Male Φ A B コード導入口 (適合ケーブルサイズ) Coed Clamp Dia. 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER05-PB2M 13.0 32.7 5.2 (4.0~5.0) ER05-PB2F ER05-PB3M ER05-PB3F ER05-PB5M ER05-PB5F ER05-PB6M 16.0 34.7 6.2 (5.0~6.0) ER05-PB6F ER05-PB8M ER05-PB8F ER05-PB12M 20.0 39.1 11.0 (9.8~10.8) ER05-PB12F ER05-PB12M8.5 8.5 (7.3~8.3) ER05-PB12F8.5 ER05-PB12M6.5 6.5 (5.3~6.3) ER05-PB12F6.5 製 品 名 Product name ピンコンタクト Male Φ A B C Φ D E F Φ G H 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER05-R2M 12.0 ピンコンタクト Male 17.8 ソケットコンタクト Female 18.0 9.5 9.0 1.6 11.0 9.2 8.4 ER05-R2F ER05-R3M ER05-R3F ER05-R5M ER05-R5F ER05-R6M 15.5 12.0 14.0 12.2 11.2 ER05-R6F ER05-R8M ER05-R8F ER05-R12M 22.0 9.0 16.0 19.0 16.2 14.7 ER05-R12F ※The figures in parentheses refer to applicable diameter range. ※The figures in parentheses refer to applicable diameter range. 製 品 名 Product name ピンコンタクト Male A Φ B □ C □ D Φ E Φ F 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER05-RB2M ピンコンタクト Male 17.8 ソケットコンタクト Female 18.0 9.0 10.5 15.0 2.2 9.2 ER05-RB2F ER05-RB3M ER05-RB3F ER05-RB5M ER05-RB5F ER05-RB6M 12.0 13.0 17.5 12.2 ER05-RB6F ER05-RB8M ER05-RB8F ER05-RB12M 16.0 17.0 22.5 2.8 16.3 ER05-RB12F ( B ) A C スパナ間隔 スパナ間隔 D プラグ Plug プラグ Plug ( B ) A A D 1.5 C ( B ) BH形レセプタクル Bulkhead-Receptacle SF形レセプタクル Scare Flange-Receptacle 取付穴参考寸法 Panel mounting dimensions G H ▼ガイド(Guide) ( A ) 10.5 B C D 4-E パネル厚さ E Max. Panel Thickness F 六角対辺 Hex. 取付穴参考寸法 Panel mounting dimensions 4-E F 6 ER05 Series Miniature Circular Connectors TAJIMI ELECTRONICS CO.,LTD. 単位 / unit : mm |