| データシートサーチシステム |
|
L7815CV データシート(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7815CV データシート(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 47 page ![]() L7800 series Package mechanical data 37/47 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 11.85 0.466 B 0.96 1.05 1.10 0.037 0.041 0.043 C 1.70 0.066 D 8.7 0.342 E 20.0 0.787 G 10.9 0.429 N 16.9 0.665 P 26.2 1.031 R 3.88 4.09 0.152 0.161 U 39.5 1.555 V 30.10 1.185 TO-3 MECHANICAL DATA P003C/C R C D A P G |