| データシートサーチシステム |
|
HLMP-C617-R0000 データシート(PDF) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HLMP-C617-R0000 データシート(HTML) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
8 / 10 page ![]() 8 Figure 7. Relative luminous intensity vs. angular displacement. 25 degree family. Intensity Bin Limits Intensity Range (mcd) Color Bin Min. Max. L 101.5 162.4 M 162.4 234.6 N 234.6 340.0 O 340.0 540.0 P 540.0 850.0 Q 850.0 1200.0 R 1200.0 1700.0 Red/Orange S 1700.0 2400.0 T 2400.0 3400.0 U 3400.0 4900.0 V 4900.0 7100.0 W 7100.0 10200.0 X 10200.0 14800.0 Y 14800.0 21400.0 Z 21400.0 30900.0 L 173.2 250.0 M 250.0 360.0 N 360.0 510.0 O 510.0 800.0 P 800.0 1250.0 Yellow Q 1250.0 1800.0 R 1800.0 2900.0 S 2900.0 4700.0 T 4700.0 7200.0 U 7200.0 11700.0 V 11700.0 18000.0 W 18000.0 27000.0 1 0 ANGULAR DISPLACEMENT – DEGREES 0.8 0.6 0.5 0.7 0.2 45 0.1 0.3 0.4 40 35 30 25 20 10 5 0 15 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 0.9 |