| データシートサーチシステム |
|
STG5678 データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STG5678 データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 23 page ![]() Package mechanical data STG5678 18/23 Doc ID 14580 Rev 3 Figure 16. Package outline for Flip-chip 12 with back side coating Table 10. Mechanical data for Flip-chip 12 with back side coating Symbol Millimeters Min Typ Max A 0.595 0.65 0.705 A1 0.165 0.20 0.235 A2 0.38 0.4 0.42 b 0.215 0.255 0.295 D 1.568 1.598 1.628 D1 – 1.2 – E 1.168 1.198 1.228 E1 – 0.8 – e 0.36 0.4 0.44 f 0.189 0.199 0.209 ccc – 0.05 – N5_ME A B C 4 $ |