| データシートサーチシステム |
|
STM32H7B0AB データシート(PDF) 57 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H7B0AB データシート(HTML) 57 Page - STMicroelectronics |
|
57 / 205 page ![]() Table 12. Port E alternate functions Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS LPTIM1/ TIM1/2/16/17 PDM_SAI1/ TIM3/4/5/12/15 DFSDM1/ LPTIM2/3/ LPUART1/ OCTOSPIM_P1/2/ TIM8 CEC/DCMI/ PSSI/ DFSDM1/2/ I2C1/2/3/4/ LPTIM2/ TIM15/ USART1 CEC/SPI1/ I2S1/SPI2/ I2S2/SPI3/ I2S3/ SPI4/5/ SPI6/I2S6 DFSDM1/2/ I2C4/ OCTOSPIM_P1/ SAI1/SPI3/I2S3/ UART4 SDMMC1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI6/I2S6/ UART7/ USART1/2/3/6 LPUART1/ SAI2/ SDMMC1/ SPDIFRX1/ SPI6/I2S6/ UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC/LC D/OCTOSPIM_P1/2/ SDMMC2/ SPDIFRX1/ TIM13/14 CRS/FMC/LCD/ OCTOSPIM_P1/ OTG1_FS/ OTG1_HS/SAI2/ SDMMC2/TIM8 DFSDM1/2/ I2C4/LCD/MDIOS/ OCTOSPIM_P1/ SDMMC2/SWPMI1/ TIM1/8/UART7/9/ USART10 FMC/LCD/ MDIOS/ SDMMC1/ TIM1/8 COMP/DCMI/ PSSI/LCD/TIM1 LCD/ UART5 SYS PE0 - LPTIM1_ETR TIM4_ETR - LPTIM2_ETR - - - UART8_Rx - SAI2_MCK_A - FMC_NBL0 DCMI_D2/ PSSI_D2 LCD_R0 EVENTOUT PE1 - LPTIM1_IN2 - - - - - - UART8_Tx - - - FMC_NBL1 DCMI_D3/ PSSI_D3 LCD_R6 EVENTOUT PE2 TRACECLK - SAI1_CK1 - - SPI4_SCK SAI1_MCLK_A - - OCTOSPIM_P1_IO2 - USART10_RX FMC_A23 - - EVENTOUT PE3 TRACED0 - - - TIM15_BKIN - SAI1_SD_B - - - - USART10_TX FMC_A19 - - EVENTOUT PE4 TRACED1 - SAI1_D2 DFSDM1_DATIN3 TIM15_CH1N SPI4_SS SAI1_FS_A - - - - - FMC_A20 DCMI_D4/ PSSI_D4 LCD_B0 EVENTOUT PE5 TRACED2 - SAI1_CK2 DFSDM1_CKIN3 TIM15_CH1 SPI4_MISO SAI1_SCK_A - - - - - FMC_A21 DCMI_D6/ PSSI_D6 LCD_G0 EVENTOUT PE6 TRACED3 TIM1_BKIN2 SAI1_D1 - TIM15_CH2 SPI4_MOSI SAI1_SD_A - - - SAI2_MCK_B TIM1_BKIN2_ COMP12 FMC_A22 DCMI_D7/ PSSI_D7 LCD_G1 EVENTOUT PE7 - TIM1_ETR - DFSDM1_DATIN2 - - - UART7_RX - - OCTOSPIM_P1_IO4 - FMC_D4/ FMC_DA4 - - EVENTOUT PE8 - TIM1_CH1N - DFSDM1_CKIN2 - - - UART7_TX - - OCTOSPIM_P1_IO5 - FMC_D5/ FMC_DA5 COMP2_OUT - EVENTOUT PE9 - TIM1_CH1 - DFSDM1_CKOUT - - - UART7_RTS - - OCTOSPIM_P1_IO6 - FMC_D6/ FMC_DA6 - - EVENTOUT PE10 - TIM1_CH2N - DFSDM1_DATIN4 - - - UART7_CTS - - OCTOSPIM_P1_IO7 - FMC_D7/ FMC_DA7 - - EVENTOUT PE11 - TIM1_CH2 - DFSDM1_CKIN4 - SPI4_SS - - - - SAI2_SD_B OCTOSPIM_P1_NCS FMC_D8/ FMC_DA8 - LCD_G3 EVENTOUT PE12 - TIM1_CH3N - DFSDM1_DATIN5 - SPI4_SCK - - - - SAI2_SCK_B - FMC_D9/ FMC_DA9 COMP1_ OUT LCD_B4 EVENTOUT PE13 - TIM1_CH3 - DFSDM1_CKIN5 - SPI4_MISO - - - - SAI2_FS_B - FMC_D10/ FMC_DA10 COMP2_OUT LCD_DE EVENTOUT PE14 - TIM1_CH4 - - SPI4_MOSI - - - - SAI2_MCK_B - FMC_D11/ FMC_DA11 - LCD_CLK EVENTOUT PE15 - TIM1_BKIN - - - - - - - - USART10_CK FMC_D12/ FMC_DA12 TIM1_BKIN_COMP12 LCD_R7 EVENTOUT |