| データシートサーチシステム |
|
STM32H7B0RB データシート(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H7B0RB データシート(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 205 page ![]() Pin/ball name(1) (2) Pin name (function after reset) Pin type I/O structure Alternate functions Additional functions N1 R2 16 24 36 42 PA2 I/O FT_a TIM2_CH3, TIM5_CH3, TIM15_CH1, DFSDM2_CKIN1, USART2_TX, SAI2_SCK_B, MDIOS_MDIO, LCD_R1, EVENTOUT ADC1_INP14, WKUP2 N2 N4 - - - 43 PH2 I/O FT_h2 LPTIM1_IN2, OCTOSPIM_P1_IO4, SAI2_SCK_B, FMC_SDCKE0, LCD_R0, EVENTOUT - M1 G4 - - - - VDD S - - - M2 F7 - - - - VSS S - - - M3 R4 - - - 44 PH3 I/O FT_ah2 OCTOSPIM_P1_IO5, SAI2_MCK_B, FMC_SDNE0, LCD_R1, EVENTOUT - - P4 - - - 45 PH4 I/O FT_fa I2C2_SCL, LCD_G5, OTG_HS_ULPI_NXT, PSSI_D14, LCD_G4, EVENTOUT - - R5 - - - 46 PH5 I/O FT_fa I2C2_SDA, SPI5_SS, FMC_SDNWE, EVENTOUT - N3 N5 17 25 37 47 PA3 I/O FT_ah1 TIM2_CH4, TIM5_CH4, OCTOSPIM_P1_CLK, TIM15_CH2, I2S6_MCK, USART2_RX, LCD_B2, OTG_HS_ULPI_D0, LCD_B5, EVENTOUT ADC1_INP15 M4 F8 18 26 38 48 VSS S - - - N4 H12 19 27 39 49 VDD S - - - H6 P5 20 28 40 50 PA4 I/O TT_a TIM5_ETR, SPI1_SS/I2S1_WS, SPI3_SS/I2S3_WS, USART2_CK, SPI6_SS/I2S6_WS, DCMI_HSYNC/ PSSI_DE, LCD_VSYNC, EVENTOUT ADC1_INP18, DAC1_OUT1 L4 P6 21 29 41 51 PA5 I/O TT_ah0 PWR_NDSTOP2, TIM2_CH1/ TIM2_ETR, TIM8_CH1N, SPI1_SCK/ I2S1_CK, SPI6_SCK/I2S6_CK, OTG_HS_ULPI_CK, PSSI_D14, LCD_R4, EVENTOUT ADC1_INP19, ADC1_INN18, DAC1_OUT2 K5 R7 22 30 42 52 PA6 I/O TT_ah1 TIM1_BKIN, TIM3_CH1, TIM8_BKIN, SPI1_MISO/I2S1_SDI, OCTOSPIM_P1_IO3, SPI6_MISO/ I2S6_SDI, TIM13_CH1, TIM8_BKIN_COMP12, MDIOS_MDC, TIM1_BKIN_COMP12, DCMI_PIXCLK/ PSSI_PDCK, LCD_G2, EVENTOUT ADC12_INP3, DAC2_OUT1 J6 N6 23 31 43 53 PA7 I/O FT_ah1 TIM1_CH1N, TIM3_CH2, TIM8_CH1N, DFSDM2_DATIN1, SPI1_MOSI/ I2S1_SDO, SPI6_MOSI/I2S6_SDO, TIM14_CH1, OCTOSPIM_P1_IO2, FMC_SDNWE, LCD_VSYNC, EVENTOUT ADC12_INP7, ADC12_INN3, OPAMP1_VINM K6 R6 24 32 44 54 PC4 I/O FT_a DFSDM1_CKIN2, I2S1_MCK, SPDIFRX1_IN2, FMC_SDNE0, LCD_R7, EVENTOUT ADC12_INP4, OPAMP1_VOUT, COMP1_INM N5 M7 25 33 45 55 PC5 I/O FT_ah1 SAI1_D3, DFSDM1_DATIN2, PSSI_D15, SPDIFRX1_IN3, OCTOSPIM_P1_DQS, FMC_SDCKE0, COMP1_OUT, LCD_DE, EVENTOUT ADC12_INP8, ADC12_INN4, OPAMP1_VINM N7 K4 - - - - VDD S - - - M7 F9 - - - - VSS S - - - STM32H7B0xB Pin descriptions DS13196 - Rev 7 page 44/205 |