| データシートサーチシステム |
|
STM32U545CE データシート(PDF) 109 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U545CE データシート(HTML) 109 Page - STMicroelectronics |
|
109 / 283 page ![]() - - - - - 57 L12 - - - 57 J12 PD10 I/O FT_ha - LPTIM2_CH2, USART3_CK, TSC_G6_IO1, LPTIM3_ETR, EVENTOUT - - - - - - 58 K12 - - - 58 J11 PD11 I/O FT_ha - I2C4_SMBA, USART3_CTS, TSC_G6_IO2, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC4_IN15 - - - - - 59 H10 - - - 59 J10 PD12 I/O FT_fha - TIM4_CH1, I2C4_SCL, USART3_RTS_DE, TSC_G6_IO3, LPTIM2_IN1, EVENTOUT ADC4_IN16 - - - - - 60 J11 - - - 60 H12 PD13 I/O FT_fha - TIM4_CH2, I2C4_SDA, TSC_G6_IO4, LPGPIO1_P6, LPTIM4_IN1, LPTIM2_CH1, EVENTOUT ADC4_IN17 -- - - - 61 J12 - - - 61 H11 PD14 I/O FT_h - TIM4_CH3, LPTIM3_CH1, EVENTOUT - - - - - - 62 H11 - - - 62 H10 PD15 I/O FT_h - TIM4_CH4, LPTIM3_CH2, EVENTOUT - - - - - G6 - - - - - - - PG2 I/O FT_hs (5) SPI1_SCK, EVENTOUT - -- - - H7 - - - - - - - PG3 I/O FT_hs (5) SPI1_MISO, EVENTOUT - - - - - F1 - - - - - - - PG4 I/O FT_hs (5) SPI1_MOSI, EVENTOUT - - - - - F3 - - - - - - - PG5 I/O FT_hs (5) SPI1_NSS, LPUART1_CTS, EVENTOUT - - - - - F5 - - - - - - - PG6 I/O FT_hs (5) OCTOSPI1_DQS, I2C3_SMBA, SPI1_RDY, LPUART1_RTS_DE, EVENTOUT - Table 27. STM32U545xx pin/ball definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |