| データシートサーチシステム |
|
STM32U545CE データシート(PDF) 110 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U545CE データシート(HTML) 110 Page - STMicroelectronics |
|
110 / 283 page ![]() - - - - F7 - - - - - - - PG7 I/O FT_fhs (5) SAI1_CK1, I2C3_SCL, OCTOSPI1_DQS, MDF1_CCK0, LPUART1_TX, SAI1_MCLK_A, EVENTOUT - - - - - E2 - - - - - - - PG8 I/O FT_fs (5) I2C3_SDA, LPUART1_RX, EVENTOUT - - - - - D3 - - - - - - - VSS S - - - - - - - - D1 - - - - - - - VDDIO2 S - - - - - - 37 F8 - 63 H12 - 37 F6 63 E12 PC6 I/O FT_ha - CSLEEP, TIM3_CH1, TIM8_CH1, SDMMC1_D0DIR, TSC_G4_IO1, DCMI_D0/PSSI_D0, SDMMC1_D6, EVENTOUT - - - 38 E7 - 64 G11 - 38 E7 64 E11 PC7 I/O FT_ha - CDSTOP, TIM3_CH2, TIM8_CH2, SDMMC1_D123DIR, TSC_G4_IO2, DCMI_D1/PSSI_D1, SDMMC1_D7, LPTIM2_CH2, EVENTOUT - - - 39 E8 - 65 G12 - 39 E8 65 E10 PC8 I/O FT_ha - SRDSTOP, TIM3_CH3, TIM8_CH3, TSC_G4_IO3, DCMI_D2/PSSI_D2, SDMMC1_D0, LPTIM3_CH1, EVENTOUT - Table 27. STM32U545xx pin/ball definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |