| データシートサーチシステム |
|
STM32H7B3LI データシート(PDF) 75 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H7B3LI データシート(HTML) 75 Page - STMicroelectronics |
|
75 / 238 page ![]() Table 14. Port G alternate functions Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS LPTIM1/ TIM1/2/16/17 PDM_SAI1/ TIM3/4/5/12/15 DFSDM1/LPTIM2/3/ LPUART1/ OCTOSPIM_P1/2/ TIM8 CEC/DCMI/ PSSI/ DFSDM1/2/ I2C1/2/3/4/ LPTIM2/ TIM15/ USART1 CEC/SPI1/ I2S1/SPI2/ I2S2/SPI3/ I2S3/ SPI4/5/ SPI6/I2S6 DFSDM1/2/ I2C4/ OCTOSPIM_P1/ SAI1/SPI3/I2S3/ UART4 SDMMC1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI6/I2S6/ UART7/ USART1/2/3/6 LPUART1/ SAI2/ SDMMC1/ SPDIFRX1/ SPI6/I2S6/ UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC/LCD /OCTOSPIM_P1/2/ SDMMC2/SPDIFRX1/ TIM13/14 CRS/FMC/LCD/ OCTOSPIM_P1/ OTG1_FS/ OTG1_HS/SAI2/ SDMMC2/TIM8 DFSDM1/2/ I2C4/LCD/ MDIOS/ OCTOSPIM_P1/ SDMMC2/ SWPMI1/ TIM1/8/ UART7/9/ USART10 FMC/LCD/ MDIOS/ SDMMC1/ TIM1/8 COMP/DCMI/ PSSI/LCD/ TIM1 LCD/ UART5 SYS PG0 - - - - - - - - - OCTOSPIM_P2_IO4 - UART9_RX FMC_A10 - - EVENTOUT PG1 - - - - - - - - - OCTOSPIM_P2_IO5 - UART9_TX FMC_A11 - - EVENTOUT PG2 - - - TIM8_BKIN - - - - - - - TIM8_BKIN_ COMP12 FMC_A12 - - EVENTOUT PG3 - - - TIM8_BKIN2 - - - - - - - TIM8_BKIN2_ COMP12 FMC_A13 - - EVENTOUT PG4 - TIM1_BKIN2 - - - - - - - - - TIM1_BKIN2_ COMP12 FMC_A14/ FMC_BA0 - - EVENTOUT PG5 - TIM1_ETR - - - - - - - - - - FMC_A15/ FMC_BA1 - - EVENTOUT PG6 - TIM17_BKIN - - - - - - - - OCTOSPIM_P1_NCS - FMC_NE3 DCMI_D12/ PSSI_D12 LCD_R7 EVENTOUT PG7 - - - - - - SAI1_MCLK_A USART6_CK - OCTOSPIM_P2_DQS - - FMC_INT DCMI_D13/ PSSI_D13 LCD_CLK EVENTOUT PG8 - - - TIM8_ETR - SPI6_SS/ I2S6_WS - USART6_RTS SPDIFRX1_IN2 - - - FMC_SDCLK - LCD_G7 EVENTOUT PG9 - - - - - SPI1_MISO/ I2S1_SDI - USART6_RX SPDIFRX1_IN3 OCTOSPIM_P1_IO6 SAI2_FS_B SDMMC2_D0 FMC_NE2/ FMC_NCE DCMI_VSYNC/ PSSI_RDY - EVENTOUT PG10 - - - OCTOSPIM_P2_IO6 - SPI1_SS/ I2S1_WS - - - LCD_G3 SAI2_SD_B SDMMC2_D1 FMC_NE3 DCMI_D2/ PSSI_D2 LCD_B2 EVENTOUT PG11 - LPTIM1_IN2 - - - SPI1_SCK/ I2S1_CK - - SPDIFRX1_IN0 OCTOSPIM_P2_IO7 SDMMC2_D2 USART10_RX - DCMI_D3/ PSSI_D3 LCD_B3 EVENTOUT PG12 - LPTIM1_IN1 - OCTOSPIM_P2_NCS - SPI6_MISO/ I2S6_SDI - USART6_RTS SPDIFRX1_IN1 LCD_B4 SDMMC2_D3 USART10_TX - - LCD_B1 EVENTOUT PG13 TRACED0 LPTIM1_OUT - - - SPI6_SCK/ I2S6_CK - USART6_CTS/ USART6_NSS - - SDMMC2_D6 USART10_CTS/ USART10_NSS - - LCD_R0 EVENTOUT PG14 TRACED1 LPTIM1_ETR - - - SPI6_MOSI/ I2S6_SDO - USART6_TX - OCTOSPIM_P1_IO7 SDMMC2_D7 USART10_RTS - - LCD_B0 EVENTOUT PG15 - - - - - - - USART6_CTS/ USART6_NSS - OCTOSPIM_P2_DQS - - - DCMI_D13/ PSSI_D13 - EVENTOUT |