| データシートサーチシステム |
|
STM32U595QJ データシート(PDF) 170 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ データシート(HTML) 170 Page - STMicroelectronics |
|
170 / 377 page ![]() PE0 LCD_HSYNC - DCMI_D2/PSSI_D2 LPGPIO1_P13 FMC_NBL0 - TIM16_CH1 EVENTOUT PE1 LCD_VSYNC - DCMI_D3/PSSI_D3 - FMC_NBL1 - TIM17_CH1 EVENTOUT PE2 LCD_R0 TSC_G7_IO1 - LPGPIO1_P14 FMC_A23 SAI1_MCLK_A - EVENTOUT PE3 LCD_R1 TSC_G7_IO2 - LPGPIO1_P15 FMC_A19 SAI1_SD_B - EVENTOUT PE4 LCD_B0 TSC_G7_IO3 DCMI_D4/PSSI_D4 - FMC_A20 SAI1_FS_A - EVENTOUT PE5 LCD_G0 TSC_G7_IO4 DCMI_D6/PSSI_D6 - FMC_A21 SAI1_SCK_A - EVENTOUT PE6 LCD_G1 - DCMI_D7/PSSI_D7 - FMC_A22 SAI1_SD_A - EVENTOUT PE7 LCD_B6 - - - FMC_D4 SAI1_SD_B - EVENTOUT PE8 LCD_B7 - - - FMC_D5 SAI1_SCK_B - EVENTOUT PE9 LCD_G2 - OCTOSPIM_P1_ NCLK - FMC_D6 SAI1_FS_B - EVENTOUT PE10 LCD_G3 TSC_G5_IO1 OCTOSPIM_P1_CL K - FMC_D7 SAI1_MCLK_B - EVENTOUT PE11 LCD_G4 TSC_G5_IO2 OCTOSPIM_P1_ NCS - FMC_D8 - - EVENTOUT PE12 LCD_G5 TSC_G5_IO3 OCTOSPIM_P1_IO0 - FMC_D9 - - EVENTOUT PE13 LCD_G6 TSC_G5_IO4 OCTOSPIM_P1_IO1 - FMC_D10 - - EVENTOUT PE14 LCD_G7 - OCTOSPIM_P1_IO2 - FMC_D11 - - EVENTOUT PE15 LCD_R2 - OCTOSPIM_P1_IO3 - FMC_D12 - - EVENTOUT Table 28. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 HSPI1/LCD/ LPUART1/ SDMMC1/ UART4/5 CAN1/TSC CRS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/ OTG_HS DSI/FMC/ LPGPIO1/ SDMMC2/ UCPD1 COMP1/2/FMC/ SDMMC1/2/ SYS_AF LPTIM2/4/ SAI1/2 LPTIM2/3/ TIM2/15/16/17 EVENTOUT |