| データシートサーチシステム |
|
P87C550EBAA データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
P87C550EBAA データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
4 / 28 page ![]() Philips Semiconductors Product specification 80C550/83C550/87C550 80C51 8-bit microcontroller family 4K/128 OTP/ROM/ROMless, 8 channel 8 bit A/D, watchdog timer 1998 May 01 4 PIN CONFIGURATIONS PLASTIC LEADED CHIP CARRIER 61 40 7 17 39 29 18 28 Pin Function 1AVCC 2 Vref+ 3 Vref– 4AVSS 5 P1.0/ADC0 6 P1.1/ADC1 7 P1.2/ADC2 8 P1.3/ADC3 9 P1.4/ADC4 10 P1.5/ADC5 11 P1.6/ADC6 12 P1.7/ADC7 13 RST 14 P3.0/RxD 15 P3.1/TxD Pin Function 16 P3.2/INT0 17 P3.3/INT1 18 P3.4/T0 19 P3.5/T1 20 P3.6/WR 21 P3.7/RD 22 XTAL2 23 XTAL1 24 VSS 25 P2.0/A8 26 P2.1/A9 27 P2.2/A10 28 P2.3/A11 29 P2.4/A12 30 P2.5/A13 Pin Function 31 P2.6/A14 32 P2.7/A15 33 PSEN 34 ALE/PROG 35 EA/VPP 36 P0.7/AD7 37 P0.6/AD6 38 P0.5/AD5 39 P0.4/AD4 40 P0.3/AD3 41 P0.2/AD2 42 P0.1/AD1 43 P0.0/AD0 44 VCC SU00196 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 AVCC/Vref+ AVSS/Vref– P1.0/ADC0 P1.1/ADC1 P1.2/ADC2 P1.3/ADC3 P1.4/ADC4 RST RxD/P3.0 TxD/P3.1 INT0/P3.2 INT1/P3.3 T0/P3.4 T1/P3.5 P1.5/ADC5 WR/P3.6 RD/P3.7 XTAL2 XTAL1 VSS P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 PSEN ALE/PROG EA/VPP P0.7/AD7 P0.6/AD6 P0.5/AD5 P0.4/AD4 P0.3/AD3 P0.2/AD2 P0.1/AD1 P0.0/AD0 VCC PLASTIC DUAL IN-LINE PACKAGE |