データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCR8FM-14LC データシート(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 BCR8FM-14LC
部品情報  700V - 8A - Triac Medium Power Use
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

BCR8FM-14LC データシート(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

  BCR8FM-14LC Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp BCR8FM-14LC Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp BCR8FM-14LC Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp BCR8FM-14LC Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp BCR8FM-14LC Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp BCR8FM-14LC Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp BCR8FM-14LC Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp BCR8FM-14LC Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp BCR8FM-14LC Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
BCR8FM-14LC
Data Sheet
R07DS1408EJ0101 Rev.1.01
Page 7 of 8
Feb. 19, 2019
Package Dimensions
Ordering code: #BG0
MASS (Typ) [g]
1.65
Unit: mm
Previous Code
RENESAS Code
PRSS0003AP-A
TO-220FPA
JEITA Package Code
-
2.7±0.2
10.0±0.3
0.395±0.2
1.14±0.2
0.69±0.15
+0.19
- 0.11
0.60
2.54±0.25
2.54±0.25
0.745±0.2
f 3.2±0.2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com