データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SC80C51BAGA44 データシート(PDF) 28 Page - NXP Semiconductors

部品番号 SC80C51BAGA44
部品情報  CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SC80C51BAGA44 データシート(HTML) 28 Page - NXP Semiconductors

Back Button SC80C51BAGA44 Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors SC80C51BAGA44 Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors SC80C51BAGA44 Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors SC80C51BAGA44 Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors SC80C51BAGA44 Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors SC80C51BAGA44 Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors SC80C51BAGA44 Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors SC80C51BAGA44 Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors SC80C51BAGA44 Datasheet HTML 30Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 30 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
80C31/80C51/87C51
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1996 Aug 16
28
QFP44:
plastic quad flat package; 44 leads (lead length 1.3 mm); body 10 x 10 x 1.75 mm
SOT307-2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com