データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAS15 データシート(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BAS15
部品情報  High-speed diode
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BAS15 データシート(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

  BAS15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BAS15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BAS15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BAS15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BAS15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BAS15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BAS15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
1996 Sep 10
6
Philips Semiconductors
Product specification
High-speed diode
BAS15
Fig.7 Reverse recovery voltage test circuit and waveforms.
handbook, full pagewidth
t rr
(1)
I F
t
output signal
t r
t
t p
10%
90%
VR
input signal
V = V
I x R
RF
S
R = 50
S
IF
D.U.T.
R = 50
i
SAMPLING
OSCILLOSCOPE
MGA881
(1) IR = 1 mA.
Fig.8 Forward recovery voltage test circuit and waveforms.
t r
t
t p
10%
90%
I
input
signal
R = 50
S
I
R = 50
i
OSCILLOSCOPE
1 k
450
D.U.T.
MGA882
V fr
t
output
signal
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com