| データシートサーチシステム |
|
APR2/D データシート(PDF) 62 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
APR2/D データシート(HTML) 62 Page - NXP Semiconductors |
|
62 / 101 page ![]() 3-10 DSP56001A/D, Rev. 1 MOTOROLA DSP56001A Pin-out and Package Information A12 H6/PB6 F13 SCLK/PC2 M9 A3 A13 H5/PB5 G1 D10 M11 A0 B1 D17 G3 VCCD M12 DS B2 D20 G11 GNDQ M13 WR B4 D23 G12 VCCQ N1 D0 B5 MODA/IRQA G13 SCK/PC6 N2 A14 B6 EXTAL H1 D9 N3 A13 B7 GNDQ H13 SC2/PC5 N4 A12 B8 HA0/PB8 J1 D8 N5 A10 B10 HREQ/PB13 J2 D7 N6 A8 B11 H7/PB7 J3 GNDD N7 A7 B12 H4/PB4 J12 SRD/PC7 N8 A6 B13 H3/PB3 J13 STD/PC8 N9 A4 C1 D15 K1 D6 N10 A2 C2 D18 K2 D5 N11 A1 C6 VCCQ K12 BG/BS N12 PS C9 VCCH K13 SC1/PC4 N13 X/Y C12 H2/PB2 L1 D4 —— C13 H1/PB1 L2 D2 —— Table 3-2 DSP56001A Signal Identification by Pin Number — PGA Pin No. Signal Name Pin No. Signal Name Pin No. Signal Name Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com |