| データシートサーチシステム |
|
APR6/D データシート(PDF) 100 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
APR6/D データシート(HTML) 100 Page - NXP Semiconductors |
|
100 / 101 page ![]() A-8 DSP56001A/D, Rev. 1 MOTOROLA ROM Table Listings Sine Wave Table S_DA DC $99307F ; -0.8032075167 S_DB DC $9B1777 ; -0.7883464098 S_DC DC $9D0DFE ; -0.7730104923 S_DD DC $9F13C8 ; -0.7572088242 S_DE DC $A12883 ; -0.7409511805 S_DF DC $A34BDF ; -0.7242470980 S_E0 DC $A57D86 ; -0.7071068287 S_E1 DC $A7BD23 ; -0.6895405054 S_E2 DC $AA0A5B ; -0.6715589762 S_E3 DC $AC64D5 ; -0.6531729102 S_E4 DC $AECC33 ; -0.6343932748 S_E5 DC $B14017 ; -0.6152315736 S_E6 DC $B3C020 ; -0.5956993103 S_E7 DC $B64BEB ; -0.5758082271 S_E8 DC $B8E313 ; -0.5555701852 S_E9 DC $BB8533 ; -0.5349975824 S_EA DC $BE31E2 ; -0.5141026974 S_EB DC $C0E8B6 ; -0.4928981960 S_EC DC $C3A946 ; -0.4713967144 S_ED DC $C67323 ; -0.4496113062 S_EE DC $C945E0 ; -0.4275551140 S_EF DC $CC210D ; -0.4052414000 S_F0 DC $CF043B ; -0.3826833963 S_F1 DC $D1EEF6 ; -0.3598949909 S_F2 DC $D4E0CB ; -0.3368898928 S_F3 DC $D7D947 ; -0.3136816919 S_F4 DC $DAD7F4 ; -0.2902846038 S_F5 DC $DDDC5B ; -0.2667128146 S_F6 DC $E0E607 ; -0.2429800928 S_F7 DC $E3F47E ; -0.2191012055 S_F8 DC $E70748 ; -0.1950902939 S_F9 DC $EA1DEC ; -0.1709619015 S_FA DC $ED37F0 ; -0.1467303932 S_FB DC $F054D9 ; -0.1224106997 S_FC DC $F3742D ; -0.0980170965 S_FD DC $F69570 ; -0.0735644996 S_FE DC $F9B827 ; -0.0490676016 S_FF DC $FCDBD5 ; -0.0245412998 Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com |