| データシートサーチシステム |
|
APR16/D データシート(PDF) 96 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
APR16/D データシート(HTML) 96 Page - NXP Semiconductors |
|
96 / 101 page ![]() A-4 DSP56001A/D, Rev. 1 MOTOROLA ROM Table Listings mu-Law / A-Law Expansion Tables A_D2 DC $007800 ; 15 A_D3 DC $006800 ; 13 A_D4 DC $001800 ; 3 A_D5 DC $000800 ; 1 A_D6 DC $003800 ; 7 A_D7 DC $002800 ; 5 A_D8 DC $00D800 ; 27 A_D9 DC $00C800 ; 25 A_DA DC $00F800 ; 31 A_DB DC $00E800 ; 29 A_DC DC $009800 ; 19 A_DD DC $008800 ; 17 A_DE DC $00B800 ; 23 A_DF DC $00A800 ; 21 A_E0 DC $056000 ; 172 A_E1 DC $052000 ; 164 A_E2 DC $05E000 ; 188 A_E3 DC $05A000 ; 180 A_E4 DC $046000 ; 140 A_E5 DC $042000 ; 132 A_E6 DC $04E000 ; 156 A_E7 DC $04A000 ; 148 A_E8 DC $076000 ; 236 A_E9 DC $072000 ; 228 A_EA DC $07E000 ; 252 A_EB DC $07A000 ; 244 A_EC DC $066000 ; 204 A_ED DC $062000 ; 196 A_EE DC $06E000 ; 220 A_EF DC $06A000 ; 212 A_F0 DC $02B000 ; 86 A_F1 DC $029000 ; 82 A_F2 DC $02F000 ; 94 A_F3 DC $02D000 ; 90 A_F4 DC $023000 ; 70 A_F5 DC $021000 ; 66 A_F6 DC $027000 ; 78 A_F7 DC $025000 ; 74 A_F8 DC $03B000 ; 118 A_F9 DC $039000 ; 114 A_FA DC $03F000 ; 126 A_FB DC $03D000 ; 122 A_FC DC $033000 ; 102 A_FD DC $031000 ; 98 A_FE DC $037000 ; 110 A_FF DC $035000 ; 106 Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com |