| データシートサーチシステム |
|
AD5532ABC-3 データシート(PDF) 7 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD5532ABC-3 データシート(HTML) 7 Page - Analog Devices |
|
7 / 16 page ![]() REV. A AD5532B –7– PIN CONFIGURATION A B C D E F G H J K L A B C D E F G H J K L 123456789 10 11 123456789 10 11 74-Lead CSPBGA Ball Configuration CSPBGA Ball CSPBGA Ball CSPBGA Ball Number Name Number Name Number Name A1 NC * C10 AVCC1 J10 VO9 A2 A4 C11 REF_OUT J11 VO11 A3 A2 D1 VO20 K1 VO17 A4 A0 D2 DAC_GND2 K2 VO15 A5 CS/SYNC D10 AVCC2 K3 VO27 A6 DVCC D11 OFFS_OUT K4 VSS3 A7 SCLK E1 VO26 K5 VSS1 A8 OFFSET_SEL E2 VO14 K6 VSS4 A9 BUSY E10 AGND1 K7 VDD2 A10 TRACK/RESET E11 OFFS_IN K8 VO2 A11 NC * F1 VO25 K9 VO10 B1 VO16 F2 VO21 K10 VO13 B2 NC * F10 AGND2 K11 VO12 B3 A3 F11 VO6 L1 NC * B4 A1 G1 VO24 L2 VO28 B5 WR G2 VO8 L3 VO29 B6 DGND G10 VO5 L4 VO30 B7 DIN G11 VO3 L5 VDD3 B8 CAL H1 VO23 L6 VDD1 B9 SER/ PAR H2 VIN L7 VDD4 B10 DOUT H10 VO4 L8 VO31 B11 REF_IN H11 VO7 L9 VO0 C1 VO18 J1 VO22 L10 VO1 C2 DAC_GND1 J2 VO19 L11 NC * C6 NC * J6 VSS2 *NC = Not Connected |