| データシートサーチシステム |
|
AD7763 データシート(PDF) 13 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD7763 データシート(HTML) 13 Page - Analog Devices |
|
13 / 32 page ![]() AD7763 Rev. 0 | Page 13 of 32 4500 1000 500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 8385341 8385401 8385391 8385381 8385371 8385361 8385351 24-BIT CODE Figure 18. Normal Mode, 24-Bit Histogram, 256× Decimation 0.0010 –0.0010 0 16777216 24-BIT CODE 0.0005 0 –0.0005 4194304 8388608 12582912 +25 °C –40 °C +85 °C Figure 19. 24-Bit INL, Normal Power Mode 0.65 –0.6 0 16777216 24-BIT CODE 0.2 0.4 0 –0.2 –0.4 4194304 8388608 12582912 Figure 20. 24-Bit DNL 6000 1000 2000 3000 4000 5000 0 8383091 8383191 8383171 8383151 8383131 8383111 24-BIT CODE Figure 21. Low Power 24-Bit Histogram, 256× Decimation 0.0015 –0.0010 0 16777216 24-BIT CODE 0.0005 0.0010 0 –0.0005 4194304 8388608 12582912 +25 °C –40 °C +85 °C Figure 22. 24-Bit INL, Low Power Mode |