| データシートサーチシステム |
|
OF-08HT17DP データシート(PDF) 1 Page - Nel Frequency Controls,inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OF-08HT17DP データシート(HTML) 1 Page - Nel Frequency Controls,inc |
|
1 / 3 page ![]() CRYSTAL OSCILLATORS 357 Beloit Street, P.O. Box 457, Burlington, WI 53105-0457 U.S.A. Phone 262/763-3591 FAX 262/763-2881 Email: nelsales@nelfc.com www.nelfc.com Data Sheet 0635E Specifications: Product Data Sheet Features • SC-cut crystal • High Stability (up to ± 5x10 -9 ) • Low Aging (5x10 -10 /day, 5x10 -8 /year) • Low Phase Noise (-160 dBc/Hz, TYP, floor) • Sine Wave or HCMOS/TTL output • 4.8 MHz to 160 MHz Frequencies Available Applications • Telecommunication Systems • Data Communications • GPS • Instrumentation OF-X8HXXXXX Series Precision SC-cut OCXO in 25x22 mm Low Profile SMD Package OUTPUT 10K Vref 2 4 DUT 5 Vc Vcc 1 3 1 2 3 4 5 1.0 (25,4 mm) 0.87 (22,0 mm) 0.41 (10.5 mm) 0.1 (2,5 mm) 0.1 (2,5 mm) 0.70 (17,8 mm) 1 2 3 4 5 A B 0.2 (5 mm) |
同様の部品番号 - OF-08HT17DP |
|
同様の説明 - OF-08HT17DP |