データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PEG228 データシート(PDF) 5 Page - Kemet Corporation

部品番号 PEG228
部品情報  Axial Aluminum Electrolytic Capacitors
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEMET [Kemet Corporation]
ホームページ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

PEG228 データシート(HTML) 5 Page - Kemet Corporation

  PEG228 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation PEG228 Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation PEG228 Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation PEG228 Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation PEG228 Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation PEG228 Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation PEG228 Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation PEG228 Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
5
© KEMET Electronics Corporation • KEMET Tower • One East Broward Boulevard
A4095_PEG228 • 1/19/2023
Fort Lauderdale, FL 33301 USA • 954-766-2800 • www.kemet.com
Axial Aluminum Electrolytic Capacitors – PEG228, +150°C
Table 1 – Ratings & Part Number Reference
Rated
Voltage
Rated
Capacitance Size
Code
Case
Size
Ripple Current
ESR Maximum
Part Number
Maximum
Rated
Maximum
(VDC)
100 Hz
20°C (µF)
D x L
(mm)
≥ 5 kHz
125°C (A)1
≥ 5 kHz
140°C (A)1
≥ 5 kHz
150°C (A)1
≥ 5 kHz
125°C (A)
≥ 5 kHz
125°C (A)
100 Hz
20°C (mΩ)
100 kHz
20°C (mΩ)
5 – 100 kHz
125 – 150°C
(mΩ)
Part Number Options
25
2,100
KL
16 x 27
17
10.8
4.8
6.1
7.7
58
32
12.3
PEG228HKL4210ME4
25
3,000
KP
16 x 35
19.1
12.1
5.4
7.3
9.2
41
23
9.8
PEG228HKP4300ME4
25
2,800
LL
18 x 27
19.2
12.1
5.4
6.9
8.8
43
24
10.6
PEG228HLL4280QE4
25
4,100
LP
18 x 35
21.4
13.6
6.1
8.3
10.4
31
18
8.5
PEG228HLP4410QE4
25
4,700
LQ
18 x 39
22.1
14
6.3
8.8
11.1
27
16
8
PEG228HLQ4470QE4
25
3,700
ML
20 x 27
22.9
14.5
6.5
7.5
9.5
35
20
9.9
PEG228HML4370QE4
25
5,300
MP
20 x 35
25.4
16
7.2
8.9
11.3
25
15
8.1
PEG228HMP4530QE4
25
7,000
MS
20 x 43
27
17
7.6
9.9
12.5
20
13
7.2
PEG228HMS4700QE4
40
1,100
KL
16 x 27
16.5
10.4
4.7
5.9
7.5
79
32
13.1
PEG228KKL4110QE4
40
1,700
KP
16 x 35
18.8
11.9
5.3
7.2
9
54
23
10.1
PEG228KKP4170QE4
40
1,700
LL
18 x 27
18.8
11.9
5.3
6.8
8.6
55
24
11
PEG228KLL4170QE4
40
2,400
LP
18 x 35
21.1
13.3
6
8.2
10.3
39
18
8.8
PEG228KLP4240QE4
40
2,800
LQ
18 x 39
21.8
13.8
6.2
8.6
10.9
34
16
8.2
PEG228KLQ4280QE4
40
2,200
ML
20 x 27
22.6
14.3
6.4
7.4
9.3
44
20
10.2
PEG228KML4220QE4
40
3,200
MP
20 x 35
25.2
15.9
7.1
8.8
11.1
31
15
8.2
PEG228KMP4320QE4
40
4,200
MS
20 x 43
26.7
16.9
7.6
9.8
12.3
25
13
7.3
PEG228KMS4420QE4
63
520
KL
16 x 27
12.7
8.1
3.6
4.6
5.8
133
45
22
PEG228MKL3520QE4
63
750
KP
16 x 35
14.8
9.3
4.2
5.6
7.1
93
32
16.4
PEG228MKP3750QE4
63
750
LL
18 x 27
15
9.5
4.3
5.4
6.9
94
33
17.3
PEG228MLL3750QE4
63
1,100
LP
18 x 35
17.1
10.8
4.8
6.6
8.4
66
24
13.3
PEG228MLP4110QE4
63
1,200
LQ
18 x 39
18
11.4
5.1
7.1
9
60
21
12.1
PEG228MLQ4120QE4
63
990
ML
20 x 27
18.5
11.7
5.2
6.1
7.7
74
27
15.2
PEG228MML3990QE4
63
1,400
MP
20 x 35
21.1
13.3
6
7.4
9.4
53
20
11.7
PEG228MMP4140QE4
63
1,800
MS
20 x 43
22.7
14.4
6.4
8.4
10.6
42
16
10.1
PEG228MMS4180QE4
Rated
Voltage
Rated
Capacitance
Size
Code
Case
Size
Ripple Current
ESR
Part Number
1
Capacitor-mounted with low thermal resistance path (heat-sink).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com