データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAT3612 データシート(PDF) 4 Page - Catalyst Semiconductor

部品番号 CAT3612
部品情報  Programmable 300mA Camera Flash LED Driver
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CATALYST [Catalyst Semiconductor]
ホームページ  http://www.catalyst-semiconductor.com
Logo CATALYST - Catalyst Semiconductor

CAT3612 データシート(HTML) 4 Page - Catalyst Semiconductor

  CAT3612 Datasheet HTML 1Page - Catalyst Semiconductor CAT3612 Datasheet HTML 2Page - Catalyst Semiconductor CAT3612 Datasheet HTML 3Page - Catalyst Semiconductor CAT3612 Datasheet HTML 4Page - Catalyst Semiconductor CAT3612 Datasheet HTML 5Page - Catalyst Semiconductor CAT3612 Datasheet HTML 6Page - Catalyst Semiconductor CAT3612 Datasheet HTML 7Page - Catalyst Semiconductor CAT3612 Datasheet HTML 8Page - Catalyst Semiconductor CAT3612 Datasheet HTML 9Page - Catalyst Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
CAT3612
Doc. No. 5016 Rev. A
4
© 2006 Catalyst Semiconductor, Inc.
Characteristics subject to change without notice
TYPICAL CHARACTERISTICS
VIN = 3.6V, IOUT = 100mA, CIN = COUT = 2.2µF, C1 = C2 = 1µF, TAMB = 25°C unless otherwise specified.
Efficiency vs. Input Voltage
40
50
60
70
80
90
100
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
INPUT VOLTAGE [V]
VF = 3.4V
VF = 3V
IOUT = 250mA
IOUT = 100mA
Efficiency vs. LED Current
40
50
60
70
80
90
100
50
100
150
200
250
300
LED CURRENT [mA]
VIN = 4.2V (1x Mode)
VIN = 3.2V (1.5x Mode)
Quiescent Current vs. Input Voltage (1x mode)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
3.03.2 3.43.6 3.84.0 4.2
INPUT VOLTAGE [V]
LED Off
Quiescent Current vs. Temperature (1x mode)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
-40
0
40
80
120
TEMPERATURE [°C]
LED Off
Quiescent Current vs. Input Voltage (1.5x mode)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
3.0
3.2 3.4
3.6
3.8 4.0
4.2
INPUT VOLTAGE [V]
LED Off
Quiescent Current vs. Temperature (1.5x mode)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
-40
0
40
80
120
TEMPERATURE [°C]
LED Off



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com