| データシートサーチシステム |
|
2N2907A データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2N2907A データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 7 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 12.7 0.500 B0.49 0.019 D6.6 0.260 E8.5 0.334 F9.4 0.370 G 5.08 0.200 H1.2 0.047 I0.9 0.035 L45 o (typ.) L G I D A H P008B TO-39 MECHANICAL DATA 2N2905A/2N2907A 6/7 |