| データシートサーチシステム |
|
STP04CM596 データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP04CM596 データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 24 page ![]() Package mechanical data STP04CM596 18/24 Figure 17. Package dimensions Table 9. DIP-14 mechanical data Dim. mm. inch Min Typ Max Min Typ Max a1 0.51 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 |