| データシートサーチシステム |
|
STP16CPS05 データシート(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16CPS05 データシート(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 26 page ![]() Package mechanical data STP16CPS05 24/26 Table 16. TSSOP24 exposed-pad Dim. mm inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.2 0.047 A1 0.15 0.004 0.006 A2 0.8 1 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c 0.09 0.20 0.004 0.0089 D 7.7 7.8 7.9 0.303 0.307 0.311 D1 2.7 0.106 E 6.2 6.4 6.6 0.244 0.252 0.260 E1 4.3 4.4 4.5 0.169 0.173 0.177 E2 1.5 0.059 e 0.65 0.0256 K 0° 8° 0° 8° L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 Figure 26. TSSOP24 Dimensions |