| データシートサーチシステム |
|
L4863-S16-R データシート(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4863-S16-R データシート(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 10 page ![]() L4863 CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 10 www.unisonic.com.tw QW-R107-050,A PIN CONFIGURATION THERMAL DATA PARAMETER SYMBOL RATINGS UNIT SOP-16 80 ℃ /W SOP-18 90 ℃ /W DIP-16 63 ℃ /W Thermal resistance (Junction to Ambient) HTSSOP-20 θJA 90 ℃ /W SOP-16 20 ℃ /W SOP-18 2 ℃ /W DIP-16 20 ℃ /W Thermal resistance (Junction to Case) HTSSOP-20 θJC 2 ℃ /W |