| データシートサーチシステム |
|
STM32L151R6U6ADTR データシート(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151R6U6ADTR データシート(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 130 page ![]() DocID024330 Rev 5 39/130 STM32L151x6/8/B-A STM32L152x6/8/B-A Pin descriptions 51 Table 9. STM32L151x6/8/B-A and STM32L152x6/8/B-A pin definitions Pins Pin name Main function(2) (after reset) Pins functions Alternate functions Additional functions 1 - - B2 - PE2 I/O FT PE2 TRACECLK/ LCD_SEG38/TIM3_ETR - 2 - - A1 - PE3 I/O FT PE3 TRACED0/ LCD_SEG39/TIM3_CH1 - 3 - - B1 - PE4 I/O FT PE4 TRACED1/TIM3_CH2 - 4 - - C2 - PE5 I/O FT PE5 TRACED2/TIM9_CH1 - 5 - - D2 - PE6-WKUP3 I/O FT PE6 TRACED3/TIM9_CH2 WKUP3 /RTC_TAMP3 6 1 B2 E2 1 VLCD(3) SVLCD -- 7 2 A2 C1 2 PC13-WKUP2 I/O FT PC13 - RTC_TAMP1/ RTC_TS/ RTC_OUT/ WKUP2 83 A1 D1 3 PC14- OSC32_IN(4) I/O TC PC14 - OSC32_IN 9 4 B1 E1 4 PC15- OSC32_OUT (4) I/O TC PC15 - OSC32_OUT 10 - - F2 - VSS_5 S- VSS_5 -- 11 - - G2 - VDD_5 S- VDD_5 -- 12 5C1F1 5 PH0-OSC_IN(5) I/O TC PH0 - OSC_IN 13 6 D1 G1 6 PH1-OSC_OUT I/O TC PH1 - OSC_OUT 14 7 E1 H2 7 NRST I/O RST NRST - - 15 8 E3 H1 - PC0 I/O FT PC0 LCD_SEG18 ADC_IN10/ COMP1_INP 16 9 E2 J2 - PC1 I/O FT PC1 LCD_SEG19 ADC_IN11/ COMP1_INP 17 10 F2 J3 - PC2 I/O FT PC2 LCD_SEG20 ADC_IN12/ COMP1_INP 18 11 -(6) K2 - PC3 I/O TC PC3 LCD_SEG21 ADC_IN13/ COMP1_INP 19 12 F1 J1 8 VSSA S- VSSA -- |