| データシートサーチシステム |
|
RFKBES10EP データシート(PDF) 55 Page - Panasonic Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RFKBES10EP データシート(HTML) 55 Page - Panasonic Semiconductor |
|
55 / 71 page ![]() 19 Print Circuit Board 19.1. Power P.C.B. 1 A B C D E 2345678 9 Power P.C.B. DMR-ES10EB/EC/EG/EP/EBL Power P.C.B. (VEP01968A) P1102 B-1 L1270 C-4 C1152 D-6 C1603 B-5 R1156 D-7 R1411 D-4 IC1150 C-7 L1400 C-4 C1153 D-7 C1604 B-5 R1157 D-7 R1601 B-4 IC1200 D-5 D1140 B-7 L1401 B-2 C1154 D-7 C1605 B-5 R1158 C-6 R1602 B-5 IC1400 B-3 D1151 C-6 L1601 B-4 C1200 D-5 C1606 B-4 R1200 D-5 R1603 B-4 IC1401 D-4 D1152 D-7 L1701 C-2 C1201 D-5 C1607 B-4 R1201 D-5 R1604 B-4 IC1601 B-5 D1155 D-6 LB1122 C-6 C1270 C-5 C1608 B-4 R1205 D-5 R1605 B-4 IC1701 C-3 D1156 D-7 LB1123 B-7 C1271 C-4 C1701 C-3 R1206 D-5 R1701 C-3 D1157 C-6 LB1124 D-5 C1272 C-3 C1702 C-3 R1207 D-5 R1702 C-3 Q1200 D-6 D1270 C-5 LB1600 B-4 C1273 D-2 C1703 C-3 R1208 D-5 R1703 C-2 Q1270 D-2 D1400 B-2 LB1700 C-2 C1274 D-3 C1704 C-3 R1209 D-5 R1704 C-3 Q1600 B-4 D1401 D-3 C1400 B-3 C1705 C-3 R1210 D-5 R1705 C-3 Q1700 C-2 D1601 B-4 F1101 D-9 C1401 B-3 C1706 C-3 R1270 D-3 R1800 B-5 D1701 C-2 C1402 B-3 C1707 C-2 R1271 D-3 R1801 B-5 QR1301 B-3 D1800 B-5 C1120 D-8 C1403 B-3 C1800 B-5 R1311 D-5 R1802 B-5 QR1302 E-4 C1121 B-8 C1404 B-3 R1401 B-2 R1803 B-5 QR1303 E-4 IP1601 B-4 C1122 B-9 C1405 B-2 R1150 C-7 R1402 B-2 QR1304 D-3 C1123 C-9 C1406 B-2 R1151 D-6 R1404 B-2 VA1110 C-8 QR1800 B-5 T1150 C-6 C1124 D-6 C1407 D-3 R1152 D-6 R1405 D-4 QR1801 B-5 C1143 B-7 C1408 D-3 R1153 C-7 R1407 D-3 L1120 C-8 C1150 D-6 C1601 B-5 R1154 D-7 R1409 D-3 P1101 E-8 L1121 B-8 C1151 C-6 C1602 B-5 R1155 D-7 R1410 B-2 Connector Power P.C.B. Varistor Transformer Coil Integrated Circuit Transistor Transistor-resistor Fuse Capacitor Resistor Diode IC Protector DMR-ES10EB / DMR-ES10EC / DMR-ES10EG / DMR-ES10EP / DMR-ES10EBL 55 |