| データシートサーチシステム |
|
HT3834 データシート(PDF) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT3834 データシート(HTML) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
2 / 16 page ![]() Pad Assignment Chip size: 2135 ´2385 (mm) 2 * The IC substrate should be connected to VSS in the PCB layout artwork. Pad Coordinates Unit: mm Pad No. X Y Pad No. X Y 1 -876.150 1043.000 14 916.350 514.500 2 -876.150 931.200 15 916.350 625.100 3 -876.150 817.560 16 916.350 725.100 4 -876.150 715.600 17 916.350 835.700 5 -916.350 -63.124 18 916.350 935.700 6 -916.350 -740.976 19 916.350 1046.300 7 -916.350 -842.650 20 704.250 1041.550 8 -916.350 -942.650 21 593.650 1041.550 9 -916.350 -1044.324 22 493.650 1041.550 10 710.500 -1041.350 23 383.050 1041.550 11 810.500 -1041.350 24 283.050 1041.550 12 921.100 -1041.350 25 172.450 1041.550 13 916.350 414.500 HT3834 Rev. 1.00 2 November 2, 2006 2 2 2 3 P A 3 P A 4 P A 5 P A 6 P A 7 P B 6 P B 7 O S C 1 O S C 2 R E S ( 0 , 0 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 2 4 2 0 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 2 1 1 2 1 1 1 0 A U D T E S T V D D A V S S A V S S V D D |