| データシートサーチシステム |
|
ICS93718 データシート(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS93718 データシート(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
4 / 10 page ![]() IDTTM/ICSTM DDR and SDRAM Buffer ICS93718 REV E 02/11/07 ICS93718 DDR and SDRAM Buffer Byte 6: Output Control (1= enable, 0 = disable) Byte 7: Output Control (1= enable, 0 = disable) T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B8 41 ) y l n o k c a b d a e R ( R D D _ L E S 6 t i B- 1 ) d e v r e s e R ( 5 t i B- 1 ) d e v r e s e R ( 4 t i B- 1 ) d e v r e s e R ( 3 t i B4 4 , 5 41 1 1 C R D D , 1 1 T R D D 2 t i B2 4 , 3 41 0 1 C R D D , 0 1 T R D D 1 t i B8 3 , 9 31 9 C R D D , 9 T R D D 0 t i B3 3 , 4 31 8 C R D D , 8 T R D D T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B9 2 , 0 31 7 C R D D , 7 T R D D 6 t i B7 2 , 8 21 6 C R D D , 6 T R D D 5 t i B2 2 , 1 21 0 1 M A R D S , 5 T R D D 1 1 M A R D S _ 5 C R D D 4 t i B0 2 , 9 11 8 M A R D S _ 4 T R D D 9 M A R D S _ 4 C R D D 3 t i B6 1 , 5 11 6 M A R D S _ 3 T R D D 7 M A R D S _ 3 C R D D 2 t i B1 1 , 0 11 4 M A R D S _ 2 T R D D 5 M A R D S _ 2 C R D D 1 t i B7 , 61 2 M A R D S _ 1 T R D D 3 M A R D S _ 1 C R D D 0 t i B5 , 41 1 M A R D S _ 0 T R D D 0 M A R D S _ 0 C R D D |