| データシートサーチシステム |
|
C0124 データシート(PDF) 27 Page - Norgren Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
C0124 データシート(HTML) 27 Page - Norgren Ltd |
|
27 / 27 page ![]() Our policy is one of continued research and development. We therefore reserve the right to amend, without notice, the specifications given in this document. (2006 - 9005f) © 2015 Norgren Ltd. Pneufit® C series PUSH-IN fittings, metric en 9.1.020.27 4/15 3/2 Shut-off valves C01GG 3/2 Shut-off valves C01GJ 3/2 Shut-off valves C01GH 3/2 Shut-off valves C01GF B C C1 E G N O Model R1/8 71 40,5 19 8 18,5 18 14 C01GG1818 R1/4 77 40,5 19 10 18,5 18 14 C01GG2828 R3/8 81 41 24 11 21,5 21 17 C01GG3838 R1/2 90 41 24 14 21,5 21 21 C01GG4848 ØA B C C1 * C2 E G N O * Model 6 R1/8 62 40,5 26 19 8 18,5 18 14 C01GH0618 6 R1/4 65 40,5 26 19 10 18,5 18 14 C01GH0628 6 R3/8 66 40,5 26 19 11 18,5 21 17 C01GH0638 8 R1/8 63 40,5 27,5 19 8 18,5 18 14 C01GH0818 8 R1/4 66 40,5 27,5 19 10 18,5 18 14 C01GH0828 8 R3/8 67 40,5 27,5 19 11 18,5 21 17 C01GH0838 10 R1/4 67 41 31 24 10 21,5 18 17 C01GH1028 10 R3/8 71,5 41 31 24 11 21,5 21 17 C01GH1038 10 R1/2 74,5 41 31 24 14 21,5 21 21 C01GH1048 12 R1/4 75,5 41 34 24 10 21,5 18 19 C01GH1228 12 R3/8 76,5 41 34 24 11 21,5 21 19 C01GH1238 12 R1/2 79,5 41 34 24 14 21,5 21 21 C01GH1248 * see drawing C01GG series ØA B C C1 * C2 E G N O * Model 6 R1/8 62 40,5 26 19 8 18,5 18 14 C01GJ0618 6 R1/4 65 40,5 26 19 10 18,5 18 14 C01GJ0628 6 R3/8 66 40,5 26 19 11 18,5 21 17 C01GJ0638 8 R1/8 65 40,5 27,5 19 8 18,5 18 14 C01GJ0818 8 R1/4 66 40,5 27,5 19 10 18,5 18 14 C01GJ0828 8 R3/8 67 40,5 27,5 19 11 18,5 21 17 C01GJ0838 10 R1/4 70,5 41 31 24 10 21,5 18 17 C01GJ1028 10 R3/8 71,5 41 31 24 11 21,5 21 17 C01GJ1038 10 R1/2 74,5 41 31 24 14 21,5 21 21 C01GJ1048 12 R1/4 75,5 41 34 24 10 21,5 18 19 C01GJ1228 12 R3/8 76,5 41 34 24 11 21,5 21 19 C01GJ1238 12 R1/2 79,5 41 34 24 14 21,5 21 21 C01GJ1248 * see drawing C01GG series ØA C C1 * E N O * Model 6 52,5 40,5 19 18,5 18 C00GF0600 8 53 40,5 19 18,5 18 C00GF0800 10 62 41 24 21,5 21 C00GF1000 12 68,5 41 24 21,5 21 C00GF1200 * see drawing C01GG series 1 Exhaust bore hole C E ø 4,3 G O 1 2 1 C E ø 4,3 G C2 C E ø 4,3 2 1 G C2 C E 1 2 ø 4,3 Warning These products are intended for use in industrial compressed air systems only. Do not use these products where pressures and temperatures can exceed those listed under »Technical features/data«. Before using these products with fluids other than those specified, for non-industrial applications, life-support systems or other applications not within published specifications, consult IMI NORGREN. Through misuse, age, or malfunction, components used in fluid power systems can fail in various modes. The system designer is warned to consider the failure modes of all component parts used in fluid power systems and to provide adequate safeguards to prevent personal injury or damage to equipment in the event of such failure. System designers must provide a warning to end users in the system instructional manual if protection against a failure mode cannot be adequately provided. System designers and end users are cautioned to review specific warnings found in instruction sheets packed and shipped with these products. Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische Merkmale/- Daten« aufgeführten Werte nicht überschritten werden. Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenser- haltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an IMI NORGREN. Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatik- systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen. Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berück- sichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern. Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den End- benutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungs- schutz nicht ausreichend gewährleistet ist. Dimensions in mm Projection/First angle |